| データシートサーチシステム |
|
IRS-A200ST01-R1 データシート(PDF) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IRS-A200ST01-R1 データシート(HTML) 14 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. |
|
14 / 20 page ![]() For Reference Only 14/20 株 式 会 社 村 田 製 作 所 図10 梱包材 Figure10. Packing D W L リール Reel 外装箱(ダンボール) Outer box (Carton box) ラベルⅡ LabelⅡ ラベルⅠ LabelⅠ 梱包数量および梱包箱寸法 Packaging Quantity & Dimension of Packaging 梱包数量 Packing Quantity 寸法 Dimension (mm) (pcs.) L W D 1,500 (1 リール 1 reel) 3,000 (2 リール 2 reels) 4,500 (3 リール 3 reels) 6,000 (4 リール 4 reels) 7,500(5 リール 5 reels) 350 350 120 【梱包数量 Packing Quantity】 最大 7,500 pcs. (=1,500 pcs.×5 リール) Big carton box : 7,500 pcs. Max. (=1,500 pcs.×5 reels) リール数量が最大に満たない場合、緩衝材 を詰めます。 If there is space in the box, cushion is packed as shock absorber. ※梱包材料や梱包数量につきましては予告無く内容を変更する場合があります。 ※Materials for packing and the packing amount might change the content without a previous notice. |