| データシートサーチシステム |
|
TC1121EPA データシート(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1121EPA データシート(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2006 Microchip Technology Inc. DS21358C-page 9 TC1121 4.3 Package Dimensions 8-Pin MSOP .122 (3.10) .114 (2.90) .122 (3.10) .114 (2.90) .043 (1.10) Max. .006 (0.15) .002 (0.05) .016 (0.40) .010 (0.25) .197 (5.00) .189 (4.80) .008 (0.20) .005 (0.13) .028 (0.70) .016 (0.40) 6° Max. .026 (0.65) Typ. Pin 1 Dimensions: inches (mm) 3° Min. Pin 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |