データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD813 データシート(PDF) 19 Page - Analog Devices

部品番号 AD813
部品情報  Single Supply, Low Power Triple Video Amplifier
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD813 データシート(HTML) 19 Page - Analog Devices

Back Button AD813 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD813 Datasheet HTML 19Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
AD813
REV. B
–19–
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).
14-Lead Plastic DIP
(N-14)
14
17
8
0.795 (20.19)
0.725 (18.42)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
PIN 1
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.015 (0.381)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.060 (1.52)
0.015 (0.38)
0.210 (5.33)
MAX
0.130
(3.30)
MIN
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100
(2.54)
BSC
0.160 (4.06)
0.115 (2.93)
14-Lead SOIC
(R-14)
14
8
7
1
0.3444 (8.75)
0.3367 (8.55)
0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)
0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0099 (0.25)
0.0075 (0.19)
0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)
8
0
0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)
x 45



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19