データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD976 データシート(PDF) 16 Page - Analog Devices

部品番号 AD976
部品情報  16-Bit, 100 kSPS/200 kSPS BiCMOS A/D Converters
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD976 データシート(HTML) 16 Page - Analog Devices

Back Button AD976 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD976 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 16 page
background image
–16–
AD976/AD976A
REV. C
28-Lead 300 mil Plastic DIP
(N-28B)
28
1
14
15
PIN 1
1.425 (36.195)
1.385 (35.179)
0.280 (7.11)
0.240 (6.10)
0.015 (0.381)
MIN
0.210 (5.33)
MAX
0.150 (3.81)
0.115 (2.92)
SEATING
PLANE
0.022 (0.558)
0.014 (0.356)
0.070 (1.77)
0.045 (1.15)
0.100 (2.54)
BSC
0.325 (8.25)
0.300 (7.62)
0.014 (0.356)
0.008 (0.204)
0.195 (4.95)
0.115 (2.93)
28-Lead SOIC
(R-28)
SEATING
PLANE
0.0118 (0.30)
0.0040 (0.10)
0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)
0.1043 (2.65)
0.0926 (2.35)
0.0500
(1.27)
BSC
0.0125 (0.32)
0.0091 (0.23)
0.0500 (1.27)
0.0157 (0.40)
8
°
0
°
0.0291 (0.74)
0.0098 (0.25)
x 45
°
0.7125 (18.10)
0.6969 (17.70)
PIN 1
28
15
14
1
28-Lead SSOP
(RS-28)
28
15
14
1
0.407 (10.34)
0.397 (10.08)
PIN 1
SEATING
PLANE
0.008 (0.203)
0.002 (0.050)
0.07 (1.79)
0.066 (1.67)
0.0256
(0.65)
BSC
0.078 (1.98)
0.068 (1.73)
0.015 (0.38)
0.010 (0.25)
0.009 (0.229)
0.005 (0.127)
0.03 (0.762)
0.022 (0.558)
8
°
0
°
OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16