| データシートサーチシステム |
|
AM29F010-90EC データシート(PDF) 30 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29F010-90EC データシート(HTML) 30 Page - Advanced Micro Devices |
|
30 / 31 page ![]() 30 Am29F010 PHYSICAL DIMENSIONS (continued) TSR 032 32-Pin Standard Thin Small Outline Package (measured in millimeters) 1 18.30 18.50 19.80 20.20 7.90 8.10 0.50 BSC 0.05 0.15 0.95 1.05 16-038-TSOP-2 TSR032 DA95 4-4-95 ae Pin 1 I.D. 1.20 MAX 0.50 0.70 0.10 0.21 0.25MM (0.0098") BSC 0° 5° 0.08 0.20 |