| データシートサーチシステム |
|
AM79761 データシート(PDF) 6 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79761 データシート(HTML) 6 Page - Advanced Micro Devices |
|
6 / 20 page ![]() 6 Am79761 PRELIMINARY PIN DESIGNATION Listed by Pin Number Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name Pin No. Pin Name 1 DVSS 17 N/C 33 DVSS_T 49 N/C 2 TXD0 18 TEST1 34 RXD9 50 DVDD 3 TXD1 19 EWRAP 35 RXD8 51 DVSS 4 TXD2 20 TEST2 36 RXD7 52 RX- 5 DVDD 21 DVSS 37 DVDD_T 53 DVDD_P 6 TXD3 22 REFCLK 38 RXD6 54 RX+ 7 TXD4 23 TEST3 39 RXD5 55 DVDD 8 TXD5 24 EN_CDET 40 RXD4 56 DVSS 9 TXD6 25 DVSS 41 RXD3 57 AVDD 10 DVDD 26 TEST4 42 DVDD_T 58 AVSS 11 TXD7 27 N/C 43 RXD2 59 DVDD 12 TXD8 28 DVDD 44 RXD1 60 DVDD_P 13 TXD9 29 DVDD_T 45 RXD0 61 TX- 14 DVSS 30 RCLKN 46 DVSS_T 62 TX+ 15 DVSS 31 RCLK 47 COM_DET 63 DVDD_P 16 N/C 32 DVSS_T 48 N/C 64 N/C |