| データシートサーチシステム |
|
AM53CF94KC データシート(PDF) 72 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM53CF94KC データシート(HTML) 72 Page - Advanced Micro Devices |
|
72 / 76 page ![]() P R E L I M I N A R Y AMD 72 Am53CF94/Am53CF96 APPENDIX B Emulex to AMD Timing Parameters Cross Reference AMD Parameter # Clock Input, Reset Input, Interrupt Output: 12 24 31 45 57 69 Register Interface Timing: 110 211 333 434 532 635 743 819 9 12, 37 10 14, 39 11 16, 41 12 20 13 13, 36 14 15, 38 15 21, 46 (min) 22, 47 (max) 16 18, 40 (min) 17, 42 (max) 17 23, 48 18 24, 49 19 26, 53 20 27 21 28 22 51 23 25, 50 24 29, 52 25 31, 57 26 30, 54 AMD Parameter # DMA Interface Timing: 1 58, 76 2 62, 87 3 64, 89 4 60, 78 5 59, 77 6 63, 88 780 883 979 10 81 11 84 12 None 13 61, 91 14 82 15 66, 92 (min) 65, 93 (max) 16 86 (min) 85 (max) 17 95 18 98 19 68, 94 20 69, 96 21 71, 99 22 72, 100 23 70, 97 24 73,101 25 74, 103 26 75, 102 Alternate DMA Interface Timing: 1 104, 127, 154 2 115, 138, 157 3 116, 139, 158 4 105, 128, 155 5 129 6 134 7 106, 130 8 110, 133 9 107, 140 10 112, 135 11 109, 132 12 None 13 117, 142, 156 14 108, 131 AMD Parameter # Alternate DMA Interface Timing: (Continued) 15 118, 143, 160 (min) 119, 144, 159 (max) 16 114, 137 (min) 113, 136 (max) 17 146 18 149 19 120, 145, 162 20 122, 148, 163 21 126, 153, 165 22 124, 150, 168 23 121, 147, 166 24 123, 152, 164 25 125, 151, 167 Asynchronous Timing: 1 179, 181 2 180, 182 3 171, 173 4 172, 174 5 (REQON) 177 5 (ACKON) 169 6 (REQIN) 170 6 (ACKIN) 178 7 (REQIN) 175 7 (ACKIN) 183 8 (REQIN) 176 8 (ACKIN) 184 Synchronous Timing: 1 186 2 187 3 185 4 188 5 189 6 190 7 189 8 190 9 191 10 192 Emulex Parameter # Emulex Parameter # Emulex Parameter # |