| データシートサーチシステム |
|
AM79C973 データシート(PDF) 21 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C973 データシート(HTML) 21 Page - Advanced Micro Devices |
|
21 / 304 page ![]() Am79C973/Am79C975 21 P R E L I M INARY CONNECTION DIAGRAM (PQL176) - Am79C975 Pin 1 is marked for orientation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 NC NC IDSEL AD23 VSSB AD22 VDD_PCI AD21 AD20 VDD AD19 AD18 VSSB AD17 VDD_PCI AD16 C/BE2 VSS FRAME IRDY VSSB TRDY VDD_PCI DEVSEL STOP VDD PERR SERR VSSB PAR VDD_PCI C/BE1 AD15 VSS AD14 AD13 VSSB AD12 AD11 VDD_PCI AD10 AD9 NC NC NC NC EEDO/LED3/MIIRXFRTGD DVSSP DVDDP RX- DVDDRX RX+ SDI- DVSSX SDI+ TX- DVDDTX TX+ DVDDD IREF DVSSD DVDDA DVDDCO XTAL1 XTAL2 VDDB MCLOCK VSSB MDATA VDD MIRQ VSSB VAUXDET EBD0/RXD0 EBD1/RXD1 EBD2/RXD2 VSS EBD3/RXD3 VDDB EBD4/RX_DV EBD5/RX_CLK EBD6/RX_ER VSSB EBD7/TX_CLK EBDA15/COL EBDA14/CRS NC NC Am79C975 PQL176 21510D-5 |