| データシートサーチシステム |
|
AM79C984AJC データシート(PDF) 9 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM79C984AJC データシート(HTML) 9 Page - Advanced Micro Devices |
|
9 / 44 page ![]() P R E L I M I N A R Y Am79C984A 9 LOGIC SYMBOL LOGIC DIAGRAM 20650B-4 DO+ DO– DI+ DI– CI+ CI– SCLK CLK AMODE RST DV SS AV SS TXD+ TXD– RXD+ RXD– V DD Am79C984 AUI Twisted Pair Ports (4 Ports) JAM DAT ACK COL SELI[1:0] SELO Expansion Port 20650A-4 Test and Control Port SI SO LED Interface LDA[4:0], LDB[4:0] LDGA, LDGB LDC[2:0] ACT[7:0] AUI Control Port Expansion Port Twisted Pair Port 0 Twisted Pair Port 3 20650A-5 Repeater State Machine LED Port 20650B-5 |