| データシートサーチシステム |
|
AM85C30 データシート(PDF) 150 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM85C30 データシート(HTML) 150 Page - Advanced Micro Devices |
|
150 / 194 page ![]() 7–1 CHAPTER 7 SCC Application Notes 7.1 Am8530H Initialization 7–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Introduction 7–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1.1 Register Overview 7–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1.2 Initialization Procedure 7–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1.3 Initialization Table Generation 7–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1.4 Reset Conditions 7–6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Polled Asynchronous Mode 7–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.1 Introduction 7–7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.2 SCC Interface 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3 SCC Initialization 7–8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3.1 SCC Operating Mode Programming 7–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.3.2 SCC Operating Mode Enables 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2.4 Transmit and Receive Routines 7–10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Interrupt Without Intack Asynchronous Mode 7–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.1 Introduction 7–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.2 SCC Interface 7–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3 SCC Initialization 7–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3.1 SCC Operating Modes Programming 7–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3.2 SCC Operating Mode Enables 7–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.3.3 SCC Operating Mode Interrupts 7–13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3.4 Interrupt Routine 7–14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Interfacing to the 8086/80186 7–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1 8086 (Also Called iAPX86) Overview 7–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1.1 The 8086 and Am8530H Interface 7–15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4.1.2 Initialization Routines 7–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Interfacing to the 68000 7–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.1 68000 Overview 7–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.2 The 68000 and Am8530H Without Interrupts 7–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.3 The 68000 and Am8530H With Interrupts 7–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5.4 The 68000 and Am8530H With Interrupts via a PAL Device 7–25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Am7960 and Am8530H Application 7–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.1 Distributed Data Processing Overview 7–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.2 Data Communications at the Physical Layer 7–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.3 Hardware Considerations 7–28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6.4 Software Considerations 7–32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |