| データシートサーチシステム |
|
LM339PT データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM339PT データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics |
|
11 / 16 page ![]() LM139, LM239, LM339 Package information Doc ID 2159 Rev 2 11/16 6.1 DIP14 package information Figure 21. DIP14 package mechanical drawing Table 4. DIP14 package mechanical data Dimensions Ref. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.21 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.11 0.13 0.19 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.04 0.06 0.07 c 0.20 0.25 0.36 0.007 0.009 0.01 D 18.67 19.05 19.69 0.73 0.75 0.77 E 7.62 7.87 8.26 0.30 0.31 0.32 E1 6.10 6.35 7.11 0.24 0.25 0.28 e2.54 0.10 e1 15.24 0.60 eA 7.62 0.30 eB 10.92 0.43 L 2.92 3.30 3.81 0.11 0.13 0.15 |