| データシートサーチシステム |
|
ST8024LCDR データシート(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST8024LCDR データシート(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 35 page ![]() ST8024L Package mechanical data Doc ID 17709 Rev 5 31/35 Figure 14. SO-28 tape and reel schematic Table 27. SO-28 tape and reel mechanical data Symbol Dimensions mm. inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T30.4 1.197 AO 10.8 11.0 0.425 0.433 BO 18.2 18.4 0.716 0.724 KO 2.9 3.1 0.114 0.122 PO 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Note: Drawing is not to scale. |