| データシートサーチシステム |
|
STM32F217IG データシート(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217IG データシート(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 173 page ![]() STM32F21xxx Pinouts and pin description Doc ID 17050 Rev 8 43/173 -- 52 62 N8 VDD_6 SVDD_6 - - 53 63 N6 PF13 I/O FT PF13 FSMC_A7/ EVENTOUT - - 54 64 R7 PF14 I/O FT PF14 FSMC_A8/ EVENTOUT - - 55 65 P7 PF15 I/O FT PF15 FSMC_A9/ EVENTOUT - - 56 66 N7 PG0 I/O FT PG0 FSMC_A10/ EVENTOUT - - 57 67 M7 PG1 I/O FT PG1 FSMC_A11/ EVENTOUT - 38 58 68 R8 PE7 I/O FT PE7 FSMC_D4/TIM1_ETR/ EVENTOUT - 39 59 69 P8 PE8 I/O FT PE8 FSMC_D5/TIM1_CH1N/ EVENTOUT - 40 60 70 P9 PE9 I/O FT PE9 FSMC_D6/TIM1_CH1/ EVENTOUT -- 61 71 M9 VSS_7 SVSS_7 -- 62 72 N9 VDD_7 SVDD_7 - 41 63 73 R9 PE10 I/O FT PE10 FSMC_D7/TIM1_CH2N/ EVENTOUT - 42 64 74 P10 PE11 I/O FT PE11 FSMC_D8/TIM1_CH2/ EVENTOUT - 43 65 75 R10 PE12 I/O FT PE12 FSMC_D9/TIM1_CH3N/ EVENTOUT - 44 66 76 N11 PE13 I/O FT PE13 FSMC_D10/TIM1_CH3/ EVENTOUT - 45 67 77 P11 PE14 I/O FT PE14 FSMC_D11/TIM1_CH4/ EVENTOUT - 46 68 78 R11 PE15 I/O FT PE15 FSMC_D12/TIM1_BKIN/ EVENTOUT 29 47 69 79 R12 PB10 I/O FT PB10 SPI2_SCK/ I2S2_SCK/ I2C2_SCL / USART3_TX / OTG_HS_ULPI_D3 / ETH_MII_RX_ER / TIM2_CH3/ EVENTOUT 30 48 70 80 R13 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA/USART3_RX/ OTG_HS_ULPI_D4 / ETH_RMII_TX_EN/ ETH_MII_TX_EN / TIM2_CH4/ EVENTOUT 31 49 71 81 M10 VCAP_1 SVCAP_1 32 50 72 82 N10 VDD_1 SVDD_1 Table 5. STM32F21x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Other functions |