| データシートサーチシステム |
|
STM32F217IE データシート(PDF) 50 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F217IE データシート(HTML) 50 Page - STMicroelectronics |
|
50 / 175 page ![]() Pinouts and pin description STM32F21xxx 50/175 DocID17050 Rev 9 38 64 97 116 G15 PC7 I/O FT I2S3_MCK, TIM8_CH2,SDIO_D7, USART6_RX, DCMI_D1,TIM3_CH2, EVENTOUT 39 65 98 117 G14 PC8 I/O FT TIM8_CH3,SDIO_D0, TIM3_CH3, USART6_CK, DCMI_D2, EVENTOUT 40 66 99 118 F14 PC9 I/O FT I2S2_CKIN, I2S3_CKIN, MCO2, TIM8_CH4,SDIO_D1, I2C3_SDA, DCMI_D3, TIM3_CH4, EVENTOUT 41 67 100 119 F15 PA8 I/O FT MCO1, USART1_CK, TIM1_CH1, I2C3_SCL, OTG_FS_SOF, EVENTOUT 42 68 101 120 E15 PA9 I/O FT USART1_TX, TIM1_CH2, I2C3_SMBA, DCMI_D0, EVENTOUT OTG_FS_ VBUS 43 69 102 121 D15 PA10 I/O FT USART1_RX, TIM1_CH3, OTG_FS_ID,DCMI_D1, EVENTOUT 44 70 103 122 C15 PA11 I/O FT USART1_CTS, CAN1_RX, TIM1_CH4, OTG_FS_DM, EVENTOUT 45 71 104 123 B15 PA12 I/O FT USART1_RTS, CAN1_TX, TIM1_ETR, OTG_FS_DP, EVENTOUT 46 72 105 124 A15 PA13 (JTMS-SWDIO) I/O FT JTMS-SWDIO, EVENTOUT 47 73 106 125 F13 VCAP_2 S - 74 107 126 F12 VSS S 48 75 108 127 G13 VDD S - - - 128 E12 PH13 I/O FT TIM8_CH1N, CAN1_TX, EVENTOUT - - - 129 E13 PH14 I/O FT TIM8_CH2N, DCMI_D4, EVENTOUT Table 7. STM32F21x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |