| データシートサーチシステム |
|
STP16CPC26MTR データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CPC26MTR データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() STP16CPC26 Package mechanical data Doc ID 18469 Rev 4 23/26 Figure 22. Reel dimensions Table 14. Tape and reel SO-24 Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A - 330 - 12.992 C 12.8 - 13.2 0.504 - 0.519 D 20.2 - 0.795 - N 60 - 2.362 - T - 30.4 - 1.197 Ao 10.8 - 11.0 0.425 - 0.433 Bo 15.7 - 15.9 0.618 - 0.626 Ko 2.9 - 3.1 0.114 - 0.122 Po 3.9 - 4.1 0.153 - 0.161 P 11.9 - 12.1 0.468 - 0.476 |