| データシートサーチシステム |
|
STP16CPC26XTR データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CPC26XTR データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 26 page ![]() STP16CPC26 Package mechanical data Doc ID 18469 Rev 4 21/26 Figure 20. Reel dimensions Table 12. Tape and reel TSSOP24 Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A - 330 - 12.992 C 12.8 - 13.2 0.504 - 0.519 D 20.2 - 0.795 - N 60 - 2.362 - T - 22.4 - 0.882 Ao 6.8 - 7 0.268 - 0.276 Bo 8.2 - 8.4 0.323 - 0.331 Ko 1.7 - 1.9 0.067 - 0.075 Po 3.9 - 4.1 0.153 - 0.161 P 11.9 - 12.1 0.468 - 0.476 |