| データシートサーチシステム |
|
LM317S/NOPB データシート(PDF) 31 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM317S/NOPB データシート(HTML) 31 Page - Texas Instruments |
|
31 / 40 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM317AEMP SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317AEMP/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317AEMPX SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317AEMPX/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317AMDTX TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LM317AMDTX/NOPB TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LM317EMP SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317EMP/NOPB SOT-223 DCY 4 1000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317EMPX/NOPB SOT-223 DCY 4 2000 330.0 16.4 7.0 7.5 2.2 12.0 16.0 Q3 LM317MDTX/NOPB TO-252 NDP 3 2500 330.0 16.4 6.9 10.5 2.7 8.0 16.0 Q2 LM317SX/NOPB DDPAK/ TO-263 KTT 3 500 330.0 24.4 10.75 14.85 5.0 16.0 24.0 Q2 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 9-Jan-2014 Pack Materials-Page 1 |