| データシートサーチシステム |
|
ADM6824TYRJZ-R7 データシート(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADM6824TYRJZ-R7 データシート(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 12 page ![]() ADM6821/ADM6822/ADM6823/ADM6824/ADM6825 Rev. 0 | Page 4 of 12 Parameter Min Typ Max Unit Test Conditions/Comments WATCHDOG INPUT (ADM6821/ADM6822/ADM6823/ADM6824) Watchdog Timeout Period 1.12 1.6 2.40 sec WDI Pulse Width 50 ns WDI Input Threshold VIL 0.3 × VCC V VIH 0.7 × VCC V WDI Input Current 120 160 μA VWDI = VCC −20 −15 μA VWDI = 0 |