データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS1119 データシート(PDF) 4 Page - ams AG

部品番号 AS1119
部品情報  144-LED Cross-Plexing Driver with 320mA Charge-Pump
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1119 データシート(HTML) 4 Page - ams AG

  AS1119 Datasheet HTML 1Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 2Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 3Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 4Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 5Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 6Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 7Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS1119 Datasheet HTML 9Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 31 page
background image
www.austriamicrosystems.com/LED-Driver-ICs/AS1119
Revision 1.04
3 - 30
AS1119
Datasheet - Pinout
CS0 - CS8
A5-A3, B4-B2,
C4-C2
Sinks and Sources for 72 LEDs each matrix.
CS9 - CS17
D4-D2, E4-E2,
F4-F2
CS0 - CS5
A5-A3, B4-B2
Sinks and Sources for 30 LEDs each matrix.
CS6 - CS11
C4-C2, D4-D2
CS12 - CS17
E4-E2, F4-F2
Table 1. Pin Descriptions
Pin Name
Pin Number
Description



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31