データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS1330 データシート(PDF) 13 Page - ams AG

部品番号 AS1330
部品情報  4MHz, Low Vol tage, DC-DC Step-Up Conver ter
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1330 データシート(HTML) 13 Page - ams AG

Back Button AS1330 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 10Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 11Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 12Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS1330 Datasheet HTML 17Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
www.austriamicrosystems.com/DC-DC_Step-Up/AS1330
Revision 1.06
12 - 17
AS1330
Datasheet - A p p l i c a t i o n I n f o r m a t i o n
Smallest Layout
Due to the high switching frequency, the small package and the minimal count of external components, the overall DC-DC system requieres only
6.6x6.6mm of PCB space (see Figure 23).
Figure 23. Layout Consideration



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18