データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS1363 データシート(PDF) 16 Page - ams AG

部品番号 AS1363
部品情報  1A Low Dropout Linear Voltage Regulator
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1363 データシート(HTML) 16 Page - ams AG

Back Button AS1363 Datasheet HTML 11Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 12Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 16Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 17Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 18Page - ams AG AS1363 Datasheet HTML 19Page - ams AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 19 page
background image
www.ams.com/LDO
Revision 1.9
16 - 19
AS1363
Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings
10 Package Drawings and Markings
The device is available in an 6-pin SOT23 package.
Figure 21. 6-pin SOT23 Package



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19