| データシートサーチシステム |
|
MCP9510 データシート(PDF) 15 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MCP9510 データシート(HTML) 15 Page - Microchip Technology |
|
15 / 28 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. DS22114A-page 15 MCP9509/10 TABLE 4-3: TSET TO RSET CONVERSION TABLE FOR MCP9509/MCP9510C (COLD) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) TSET (°C) RSET (k Ω) -40.0 146.3 -20.0 118.8 0.0 95.1 20.0 74.8 40.0 57.4 60.0 42.4 80.0 29.2 100.0 17.6 120.0 6.8 -39.5 145.6 -19.5 118.2 0.5 94.6 20.5 74.4 40.5 57.0 60.5 42.0 80.5 28.9 100.5 17.3 120.5 6.6 -39.0 144.8 -19.0 117.5 1.0 94.0 21.0 73.9 41.0 56.6 61.0 41.7 81.0 28.6 101.0 17.0 121.0 6.3 -38.5 144.1 -18.5 116.9 1.5 93.5 21.5 73.4 41.5 56.2 61.5 41.3 81.5 28.3 101.5 16.7 121.5 6.0 -38.0 143.4 -18.0 116.3 2.0 93.0 22.0 73.0 42.0 55.8 62.0 41.0 82.0 28.0 102.0 16.4 122.0 5.8 -37.5 142.6 -17.5 115.6 2.5 92.4 22.5 72.5 42.5 55.4 62.5 40.6 82.5 27.7 102.5 16.2 122.5 5.5 -37.0 141.9 -17.0 115.0 3.0 91.9 23.0 72.0 43.0 55.0 63.0 40.3 83.0 27.4 103.0 15.9 123.0 5.3 -36.5 141.2 -16.5 114.4 3.5 91.4 23.5 71.6 43.5 54.6 63.5 39.9 83.5 27.1 103.5 15.6 123.5 5.0 -36.0 140.5 -16.0 113.8 4.0 90.8 24.0 71.1 44.0 54.2 64.0 39.6 84.0 26.8 104.0 15.3 124.0 4.8 -35.5 139.8 -15.5 113.2 4.5 90.3 24.5 70.7 44.5 53.8 64.5 39.3 84.5 26.5 104.5 15.1 124.5 4.5 -35.0 139.0 -15.0 112.5 5.0 89.8 25.0 70.2 45.0 53.4 65.0 38.9 85.0 26.2 105.0 14.8 125.0 4.2 -34.5 138.3 -14.5 111.9 5.5 89.2 25.5 69.8 45.5 53.0 65.5 38.6 85.5 25.9 105.5 14.5 -34.0 137.6 -14.0 111.3 6.0 88.7 26.0 69.3 46.0 52.7 66.0 38.2 86.0 25.6 106.0 14.3 -33.5 136.9 -13.5 110.7 6.5 88.2 26.5 68.9 46.5 52.3 66.5 37.9 86.5 25.3 106.5 14.0 -33.0 136.2 -13.0 110.1 7.0 87.7 27.0 68.4 47.0 51.9 67.0 37.6 87.0 25.0 107.0 13.7 -32.5 135.5 -12.5 109.5 7.5 87.2 27.5 68.0 47.5 51.5 67.5 37.2 87.5 24.7 107.5 13.4 -32.0 134.8 -12.0 108.9 8.0 86.6 28.0 67.5 48.0 51.1 68.0 36.9 88.0 24.4 108.0 13.2 -31.5 134.1 -11.5 108.3 8.5 86.1 28.5 67.1 48.5 50.7 68.5 36.6 88.5 24.1 108.5 12.9 -31.0 133.4 -11.0 107.7 9.0 85.6 29.0 66.7 49.0 50.4 69.0 36.2 89.0 23.8 109.0 12.6 -30.5 132.7 -10.5 107.1 9.5 85.1 29.5 66.2 49.5 50.0 69.5 35.9 89.5 23.5 109.5 12.4 -30.0 132.0 -10.0 106.5 10.0 84.6 30.0 65.8 50.0 49.6 70.0 35.6 90.0 23.2 110.0 12.1 -29.5 131.4 -9.5 105.9 10.5 84.1 30.5 65.3 50.5 49.2 70.5 35.3 90.5 23.0 110.5 11.8 -29.0 130.7 -9.0 105.3 11.0 83.6 31.0 64.9 51.0 48.9 71.0 34.9 91.0 22.7 111.0 11.6 -28.5 130.0 -8.5 104.8 11.5 83.1 31.5 64.5 51.5 48.5 71.5 34.6 91.5 22.4 111.5 11.3 -28.0 129.3 -8.0 104.2 12.0 82.6 32.0 64.1 52.0 48.1 72.0 34.3 92.0 22.1 112.0 11.0 -27.5 128.6 -7.5 103.6 12.5 82.1 32.5 63.6 52.5 47.7 72.5 34.0 92.5 21.8 112.5 10.8 -27.0 128.0 -7.0 103.0 13.0 81.6 33.0 63.2 53.0 47.4 73.0 33.6 93.0 21.5 113.0 10.5 -26.5 127.3 -6.5 102.4 13.5 81.1 33.5 62.8 53.5 47.0 73.5 33.3 93.5 21.2 113.5 10.2 -26.0 126.6 -6.0 101.9 14.0 80.6 34.0 62.4 54.0 46.6 74.0 33.0 94.0 20.9 114.0 10.0 -25.5 126.0 -5.5 101.3 14.5 80.1 34.5 61.9 54.5 46.3 74.5 32.7 94.5 20.7 114.5 9.7 -25.0 125.3 -5.0 100.7 15.0 79.6 35.0 61.5 55.0 45.9 75.0 32.4 95.0 20.4 115.0 9.4 -24.5 124.6 -4.5 100.1 15.5 79.1 35.5 61.1 55.5 45.6 75.5 32.0 95.5 20.1 115.5 9.2 -24.0 124.0 -4.0 99.6 16.0 78.6 36.0 60.7 56.0 45.2 76.0 31.7 96.0 19.8 116.0 8.9 -23.5 123.3 -3.5 99.0 16.5 78.2 36.5 60.3 56.5 44.8 76.5 31.4 96.5 19.5 116.5 8.7 -23.0 122.7 -3.0 98.5 17.0 77.7 37.0 59.8 57.0 44.5 77.0 31.1 97.0 19.2 117.0 8.4 -22.5 122.0 -2.5 97.9 17.5 77.2 37.5 59.4 57.5 44.1 77.5 30.8 97.5 19.0 117.5 8.1 -22.0 121.4 -2.0 97.3 18.0 76.7 38.0 59.0 58.0 43.8 78.0 30.5 98.0 18.7 118.0 7.9 -21.5 120.7 -1.5 96.8 18.5 76.2 38.5 58.6 58.5 43.4 78.5 30.2 98.5 18.4 118.5 7.6 -21.0 120.1 -1.0 96.2 19.0 75.8 39.0 58.2 59.0 43.1 79.0 29.9 99.0 18.1 119.0 7.3 -20.5 119.4 -0.5 95.7 19.5 75.3 39.5 57.8 59.5 42.7 79.5 29.5 99.5 17.8 119.5 7.1 -20.0 118.8 0.0 95.1 20.0 74.8 40.0 57.4 60.0 42.4 80.0 29.2 100.0 17.6 120.0 6.8 |