| データシートサーチシステム |
|
TLOU1002AT02 データシート(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLOU1002AT02 データシート(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
7 / 17 page ![]() TL(RU,SU,OU,AU,YU,GU,PGU)1002A(T02) 2008-05-22 7 TLAU1002A 0.1 10 3 80 60 100 1 0.3 20 5 0.5 −20 0 40 IF = 20 mA Ta = 25°C 0 580 0.4 1.0 0.8 660 620 600 560 540 640 0.6 0.2 Forward voltage VF (V) IF – VF Forward current IF (mA) IV – IF Case temperature Tc (°C) IV – Tc Wavelength λ (nm) Wavelength characteristic 1 50 3 5 10 30 100 Ta = 25°C 1 100 30 2.3 2.1 2.0 1.7 2.2 10 3 1.8 50 5 1.9 100 50 30 10 3 5 1 (typ.) (typ.) (typ.) (typ.) |