データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

S8GC データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 S8GC
部品情報  Surface Mount Glass Passivated Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

S8GC データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  S8GC Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S8GC Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd S8GC Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Min
Max
Min
Max
A
2.90
3.20
0.114
0.126
B
6.60
7.11
0.260
0.280
C
5.59
6.22
0.220
0.245
D
2.00
2.62
0.079
0.103
E
1.00
1.60
0.039
0.063
F
7.75
8.13
0.305
0.320
G
0.10
0.20
0.004
0.008
H
0.15
0.31
0.006
0.012
P/N
= Specific Device Code
G
= Green Compound
YW
= Date Code
F
= Factory Code
Document Number:1307006
Version:A13
MARKING DIAGRAM
C6.8
D4.4
E9.4
SUGGESTED PAD LAYOUT
Symbol
Unit(mm)
A3.3
B2.5
S8GC thru S8MC
Taiwan Semiconductor
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
DIM.
Unit(mm)
Unit(inch)



Html Pages

1 2 3