| データシートサーチシステム |
|
TC4467MPD データシート(PDF) 14 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC4467MPD データシート(HTML) 14 Page - Microchip Technology |
|
14 / 22 page ![]() TC4467/TC4468/TC4469 DS21425B-page 14 2002 Microchip Technology Inc. 14-Lead Ceramic Dual In-line – 300 mil (CERDIP) .780 (19.81) .740 (18.80) .300 (7.62) .230 (5.84) .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .098 (2.49) MAX. .030 (0.76) MIN. 14-Pin CERDIP (Narrow) .400 (10.16) .320 (8.13) .015 (0.38) .008 (0.20) 3° MIN. PIN 1 .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. Dimensions: inches (mm) |