データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R33LD20 データシート(PDF) 10 Page - Unisonic Technologies

部品番号 R33LD20
部品情報  2A OUTPUT TYPE LOW POWER-LOSS VOLTAGE REGULATOR
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

R33LD20 データシート(HTML) 10 Page - Unisonic Technologies

Back Button R33LD20 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies R33LD20 Datasheet HTML 11Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
RXXLD20
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
10 of 11
www.unisonic.com.tw
QW-R102-015.K
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
0
25
15
10
520
0
5
10
15
20
Input voltage, VIN (V)
Fig.15 Output Voltage vs .Input
Voltage (R12LD20)
Fig.16 Circuit Operating Current vs .Input
Voltage (R33LD20)
RL=∞Ω
RL=12Ω
RL=6Ω
05
10
0
20
40
60
80
Input voltage, VIN (V)
RL=∞Ω
RL=3.3Ω
RL=1.65Ω
Input voltage, VIN (V)
Input voltage, VIN (V)
Fig.20 Dropout Voltage vs .Junction
Temperature
Junction temperature, TJ (°C)
05
10
0
20
40
60
80
Fig.17 Circuit Operating Current vs .Input
Voltage (R05LD20)
Input voltage, VIN (V)
0
10
15
Fig.18 Circuit Operating Current vs .Input
Voltage (R09LD20)
0
20
40
60
80
5
20
40
60
80
Fig.19 Circuit Operating Current vs .Input
Voltage (R12LD20)
0
25
15
10
520
0
-25
50
0
0.1
0.2
0.3
0.4
125
100
075
25
0.5
RL=∞Ω
RL=5Ω
RL=2.5Ω
RL=∞Ω
RL=9Ω
RL=4.5Ω
RL=∞Ω
RL=12Ω
RL=6Ω
R33LD20
R12LD20
R09LD20
R05LD20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com