| データシートサーチシステム |
|
2UDCPF データシート(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2UDCPF データシート(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 3 page ![]() Inner Panels Cooling Products Blowers and Fans Ventilation Door Stop Kit Filtered Fans Flange Disconnect Operator Adaptor Kits Floor Stand Kit Heaters Lighting Temperature Controls Window Kits l'infiltration de liquides et de contaminants. Des anneaux de levage robustes sont fixés aux coins supérieurs renforcés. Les portes amovibles sont fixées au moyen de paumelles robustes. Les panneaux intérieurs en tôle d'acier de calibre 10 sont montés sur des goujons à collerette. Les supports de panneau sont fournis. Le montant central est amovible pour faciliter l'installation des panneaux. Un mécanisme de verrouillage à trois points robuste avec extrémités munies de galets facilite la fermeture de la porte. Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure. La porte de gauche est la porte principale. La poignée de la porte principale comporte une vis d'affranchissement et un moraillon à cadenas. La poignée de la porte subordonnée comporte un moraillon à cadenas. Un dispositif d'asservissement mécanique activé par la porte principale empêche que la porte subordonnée soit ouverte en premier. La découpe universelle pour bride permet le montage de mécanismes de commande pour coupe-circuit au moyen du jeu d'adaptateurs pour mécanismes de commande approprié. Des lampes fluorescentes peuvent être montées dans l'armoire. Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise à la terre est installée dans l'armoire pour chaque porte. Une pochette à documents est fournie. Finition Les sectionneurs, les disjoncteurs et les mécanismes de commande ne sont pas fournis avec l'armoire et doivent être commandés séparément auprès du fabricant. Accessoires |