データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CLM4420EP データシート(PDF) 6 Page - Calogic, LLC

部品番号 CLM4420EP
部品情報  High Speed MOSFET Drivers
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CALOGIC [Calogic, LLC]
ホームページ  http://www.calogic.net
Logo CALOGIC - Calogic, LLC

CLM4420EP データシート(HTML) 6 Page - Calogic, LLC

  CLM4420EP Datasheet HTML 1Page - Calogic, LLC CLM4420EP Datasheet HTML 2Page - Calogic, LLC CLM4420EP Datasheet HTML 3Page - Calogic, LLC CLM4420EP Datasheet HTML 4Page - Calogic, LLC CLM4420EP Datasheet HTML 5Page - Calogic, LLC CLM4420EP Datasheet HTML 6Page - Calogic, LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
CLM4420 / CLM4429
CORPORATION
CALOGIC CORPORATION, 237 Whitney Place, Fremont, California 94539, Telephone: 510-656-2900, FAX: 510-651-3025
TYPICAL CHARACTERISTICS CURVES (Cont.)
TOTAL nA
S CROSSOVER*
4
0
515
1A-25
3
2
1
7
9
11
13
6
8
10
12
14
SUPPLY VOLTAGE (V)
* The values on this graph represent the loss seen
by the driver during one complete cycle. For a
single transition, divide the value by 2.
EFFECT OF INPUT AMPLITUDE
ON PROPAGATION DELAY
200
0
515
1A-24
160
120
80
40
7
9
11
13
6
8
10
12
14
VDD (V)
LOAD = 2200pF
INPUT 2.4V
INPUT 3V
INPUT 5V
INPUT 8V AND 10V
DIE SIZE 76 X 77 (INCHES)
DD
IN
V
OUT
GND
OUT
GND
GND
DD
V
DIE SIZE 76 X 77 (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com