データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AFL12005SWES データシート(PDF) 11 Page - International Rectifier

部品番号 AFL12005SWES
部品情報  HYBRID-HIGH RELIABILITY DC/DC CONVERTER
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

AFL12005SWES データシート(HTML) 11 Page - International Rectifier

Back Button AFL12005SWES Datasheet HTML 4Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 5Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 6Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 7Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 8Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 9Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 10Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 11Page - International Rectifier AFL12005SWES Datasheet HTML 12Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
www.irf.com
11
AFL28XXS Series
Pin Designation
Pin #
Designation
1
+ Input
2
Input Return
3
Case Ground
4
Enable 1
5
Sync Output
6
Sync Input
7
+ Output
8
Output Return
9
Sense Return
10
+ Sense
11
Share
12
Enable 2
Standard Microcircuit Drawing Equivalence Table
Standard Microcircuit
IR Standard
Drawing Number
Part Number
5962-94721
AFL2805S
5962-96659
AFL2808S
5962-94772
AFL2812S
5962-94723
AFL2815S
5962-96899
AFL2828S



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12