| データシートサーチシステム |
|
01C1001FP データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
01C1001FP データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix |
|
2 / 6 page ![]() www.vishay.com 105 M, C, T Vishay Dale Document Number: 33003 Revision 22-Sep-04 For technical questions, contact: thermistor1@vishay.com 123 4789 12 14 17 27 • 33 •• 50 ••• 56 ••• 68 • ••• 82 •• ••• 100 •• ••• 120 •• ••• 150 ••• ••• 180 ••• ••• 220 ••• ••• 270 ••• 330 • ••• 390 •• ••• 470 •• ••• 500 •• ••• 560 •• ••• 680 ••• 820 ••• 1K ••• 1.2K ••• 1.5K ••• 1.8K • ••• 2.2K • ••• 2.7K •• ••• 3.3K •• ••• 3.9K ••• 4.7K ••• 5K ••• 5.6K ••• 6.8K ••• • 8.2K ••• • • 10K ••• • •• •• 12K ••• • •• •• 15K ••• •• ••• ••• 18K ••• •• ••• ••• 22K •• ••• ••• 27K •• • • ••• ••• 33K ••• • •• ••• ••• 39K ••• •• •• ••• ••• 47K ••• •• ••• ••• ••• 50K ••• •• ••• ••• ••• 56K ••• ••• ••• ••• 68K ••• ••• ••• 82K ••• ••• ••• 100K ••• ••• ••• 120K ••• ••• 150K ••• ••• 180K ••• ••• 220K ••• 270K ••• 330K • 390K •• 470K •• 500K ••• 560K ••• 680K ••• 820K ••• 1 Meg ••• R25 (Ohms) CURVE NUMBER SELECTION GUIDE FOR TYPE M, C, AND T THERMISTORS NOTE: 1. Intermediate resistance values between the standard value series are available. Size would be the same as the color grouping. 2. Other body diameters available. Bead diameter increases as Res. decreases. (Consult Factory) 3. Leaded series of thermistors includes additional styles: (Consult Factory) Type B: 26AWG lead, 0.0159 [0.40] Type F: 32AWG lead, 0.008 [0.20] Type E: 24AWG lead, 0.020 [0.51] Type D: 22AWG lead, 0.025 [0.64] Type G: 20AWG lead, 0.032 [0.81] Type H: 18AWG lead, 0.040 [1.02] MAXIMUM BODY DIAMETER • 0.125 [3.2] •• 0.110 [2.8] ••• 0.095 [2.4] DISSIPATION CONSTANT 2 - 3 mWatts/°C THERMAL TIME CONSTANT 6 - 14 Seconds NTC Thermistors, Coated |