| データシートサーチシステム |
|
054792 データシート(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
054792 データシート(HTML) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
15 / 25 page ![]() 2 10 x 2 = 20 8 10 x 2 = 20 2 a b c d e 1 11 15 25 5 8 21.9 + - 0.1 9.5 + - 0.1 50 max. 0.5 + 0.2 Anforderungsstufe class Id.-Nr. Datum date Abschirmblech 104514 - shielding Abschirmblech 104515 - shielding 11.4 12.25 3 - 0.4 2 EE - Zone fuer durchkontaktierte Loecher Ø 0.6 ± 0.05 Compliant zone for thru hole Ø 0.6 ± 0.05 2 0.6 + - 0.05 10 x 2 = ( 20 ) 10 x 2 = ( 20 ) 8 a b c d e f 1 11 13 15 25 0.1 alle Loecher durchkontaktiert, Bohrloch 0.7 ± 0.02 Lochbild fuer Leiterplatte ( Bestueckungsseite ) Board hole pattern ( Component mounting side ) plated thru, drill hole 0.7 ± 0.02 all holes Fehlende Masse und Angaben nach IEC 61076 - 4 - 101 Missing information and dimensions per IEC 61076 - 4 - 10 XXXXX XXXXXXXX Information : Abschirmblech oben montiert shielding mounted on top ohne Fixierstift - without locating pegs ERmet Federleiste A ERmet Female Type A 2:1 104512 a b c d e 1 11 15 25 Bestueckungsplan - contact layout = bestueckt - assemble 5 8 Back Metal plating of plated-through hole |