| データシートサーチシステム |
|
TIP147 データシート(PDF) 5 Page - Motorola, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP147 データシート(HTML) 5 Page - Motorola, Inc |
|
5 / 6 page ![]() TIP140 TIP141 TIP142 TIP145 TIP146 TIP147 5 Motorola Bipolar Power Transistor Device Data PACKAGE DIMENSIONS CASE 340D–01 TO–218AC ISSUE A STYLE 1: PIN 1. BASE 2. COLLECTOR 3. EMITTER 4. COLLECTOR NOTES: 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI Y14.5M, 1982. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER. A D V G K S L U B Q E C J H DIM MIN MAX MIN MAX INCHES MILLIMETERS A 19.00 19.60 0.749 0.771 B 14.00 14.50 0.551 0.570 C 4.20 4.70 0.165 0.185 D 1.00 1.30 0.040 0.051 E 1.45 1.65 0.058 0.064 G 5.21 5.72 0.206 0.225 H 2.60 3.00 0.103 0.118 J 0.40 0.60 0.016 0.023 K 28.50 32.00 1.123 1.259 L 14.70 15.30 0.579 0.602 Q 4.00 4.25 0.158 0.167 S 17.50 18.10 0.689 0.712 U 3.40 3.80 0.134 0.149 V 1.50 2.00 0.060 0.078 1 2 3 4 |