| データシートサーチシステム |
|
MSCD200-18 データシート(PDF) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSCD200-18 データシート(HTML) 2 Page - Microsemi Corporation |
|
2 / 3 page ![]() MSKD200 ; MSAD200 ; MSCD200 MSKD200_MSAD200_MSCD200 - Rev2 www.microsemi.com Oct, 2011 2/3 Performance Curves Fig3. Transient thermal impedance Fig4. Max Non-Repetitive Forward Surge Current Zth(j-C) 0.001 0.01 0.1 1.0 10 S 100 1 10 cycles 100 50HZ Fig1. Power dissipation Fig2.Forward Current Derating Curve 0 ID 140 A 280 350 W 175 Pvtot 0 0 Tc 50 100 ℃ 150 DC sin.180 rec.120 rec.60 rec.30 DC sin.180 rec.120 rec.60 rec.30 Fig5. Forward Characteristics 0 VF 0.5 1.0 1.5 V 2.0 25℃ - - -125℃ 0.3 ℃/ W 0.15 0 8000 A 4000 0 250 A 200 150 100 50 ID 0 400 A 300 200 100 IF 0 typ. max. |