| データシートサーチシステム |
|
PCR2A120MCL1GS データシート(PDF) 2 Page - Nichicon corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCR2A120MCL1GS データシート(HTML) 2 Page - Nichicon corporation |
|
2 / 3 page CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS CR series Standard Ratings Rated Voltage (V)(code) Surge Voltage (V) 900 1500 1800 1600 3700 3000 4000 3600 4700 800 1400 1700 1600 3500 2900 3800 3400 4500 800 1300 1700 1500 3400 2700 3800 3200 4300 700 1300 1700 1200 3300 2600 3500 3100 4200 700 1300 1600 1200 3200 2500 3300 3100 4100 600 1100 1500 1200 3100 2500 3300 3100 3900 83 48 30 38 23 27 21 23 17 90 51 33 42 24 30 23 26 18 98 54 35 45 26 33 24 29 20 105 62 38 59 29 35 27 30 21 113 65 41 62 30 36 29 30 23 120 72 47 66 33 38 32 30 24 55 32 20 25 15 18 14 15 11 60 34 22 28 16 20 15 17 12 65 36 23 30 17 22 16 19 13 70 41 25 39 19 23 18 20 14 75 43 27 41 20 24 19 20 15 80 48 31 44 22 25 21 20 16 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 5 × 6 6.3 × 6 6.3 × 8 8 × 7 8 × 10 10 × 8 8 × 12 10 × 10 10 × 12.7 180 330 560 560 1000 1200 1500 1800 2700 120 180 330 330 680 680 1000 1200 1500 68 120 220 220 470 470 560 680 1000 56 100 150 150 330 330 470 560 680 33 56 100 100 220 220 270 330 470 27 47 68 68 150 150 220 270 330 8 6.3 (0J) 13 10 (1A) 20 16 (1C) 25 20 (1D) 31 25 (1E) 43 35 (1V) PCR0J181MCL1GS PCR0J331MCL1GS PCR0J561MCL4GS PCR0J561MCL1GS PCR0J102MCL1GS PCR0J122MCL1GS PCR0J152MCL1GS PCR0J182MCL1GS PCR0J272MCL1GS PCR1A121MCL1GS PCR1A181MCL1GS PCR1A331MCL4GS PCR1A331MCL1GS PCR1A681MCL6GS PCR1A681MCL1GS PCR1A102MCL1GS PCR1A122MCL1GS PCR1A152MCL1GS PCR1C680MCL1GS PCR1C121MCL1GS PCR1C221MCL4GS PCR1C221MCL1GS PCR1C471MCL6GS PCR1C471MCL1GS PCR1C561MCL1GS PCR1C681MCL1GS PCR1C102MCL1GS PCR1D560MCL1GS PCR1D101MCL1GS PCR1D151MCL4GS PCR1D151MCL1GS PCR1D331MCL6GS PCR1D331MCL1GS PCR1D471MCL1GS PCR1D561MCL1GS PCR1D681MCL1GS PCR1E330MCL1GS PCR1E560MCL1GS PCR1E101MCL4GS PCR1E101MCL1GS PCR1E221MCL6GS PCR1E221MCL1GS PCR1E271MCL1GS PCR1E331MCL1GS PCR1E471MCL1GS PCR1V270MCL1GS PCR1V470MCL1GS PCR1V680MCL4GS PCR1V680MCL1GS PCR1V151MCL6GS PCR1V151MCL1GS PCR1V221MCL1GS PCR1V271MCL1GS PCR1V331MCL1GS Rated Capacitance ( µF) Case Size φD × L (mm) tan δ Part Number Low temp. ESR after Endurance (m Ω) (-40 。 C / 100kHz) Rated Ripple (mArms) (125 。 C / 100kHz) Initial ESR (m Ω) (20 。 C / 100kHz) CAT.8100C |