データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EN4DSCS16 データシート(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

部品番号 EN4DSCS16
部品情報  Armoire murale pour coupe-circuit en acier inoxydable 316 de type 4X
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
ホームページ  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

EN4DSCS16 データシート(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  EN4DSCS16 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. EN4DSCS16 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. EN4DSCS16 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. EN4DSCS16 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
JIC EGP-1-1967
CEI 60529, IP66
Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à
ces normes.
Construction
Tôle d'acier inoxydable 316 de calibre 14 ou 16.
Joints soudés en continu.
Les armoires de plus grandes dimensions sont munies de raidisseurs
de porte.
La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir
l'infiltration de liquides et de contaminants.
Des découpes et des trous sont prévus pour le mécanisme de
commande de manette à bride.
Les portes peuvent facilement être enlevées pour modifications et sont
interchangeables.
La porte est munie d'une poignée à deux ou trois points facile à
manoeuvrer.
La patte d'interverrouillage est soudée sur la porte.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux
intérieurs.
Le panneau intérieur amovible est vendu séparément.
Garniture coulée in situ en continu.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'armoire.
Comprend la quincaillerie d'assemblage ainsi que les écrous de
montage des panneaux et les rondelles d'étanchéité nécessaires pour
un montage mural.
Finition
Les coupe-circuit et les mécanismes de commande ne sont pas fournis
avec l'armoire et doivent être commandés séparément auprès du
fabricant.



Html Pages

1 2 3 4