データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

78T06AAL-TQ2-R データシート(PDF) 2 Page - Unisonic Technologies

部品番号 78T06AAL-TQ2-R
部品情報  3-TERMINAL 1.5A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

78T06AAL-TQ2-R データシート(HTML) 2 Page - Unisonic Technologies

  78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies 78T06AAL-TQ2-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
78TXXAA
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
2 of 10
www.unisonic.com.tw
QW-R101-044.A
MARKING INFORMATION
PACKAGE
VOLTAGE CODE
MARKING
TO-263
05:
06:
07:
08:
09:
10:
12:
15:
18:
24:
5.0 V
6.0 V
7.0 V
8.0 V
9.0 V
1.0 V
1.2 V
1.5 V
1.8 V
2.4 V
BLOCK DIAGRAM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10