データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

30KP22 データシート(PDF) 4 Page - Digitron Semiconductors

部品番号 30KP22
部品情報  30kW TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIGITRON [Digitron Semiconductors]
ホームページ  http://www.digitroncorp.com
Logo DIGITRON - Digitron Semiconductors

30KP22 データシート(HTML) 4 Page - Digitron Semiconductors

  30KP22 Datasheet HTML 1Page - Digitron Semiconductors 30KP22 Datasheet HTML 2Page - Digitron Semiconductors 30KP22 Datasheet HTML 3Page - Digitron Semiconductors 30KP22 Datasheet HTML 4Page - Digitron Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
DIGITRON SEMICONDUCTORS
144 Market Street
Kenilworth NJ 07033 USA
phone +1.908.245-7200
30KP22-30KP400A
30kW TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Case
Void free transfer molded thermosetting epoxy
Marking
Body painted, alpha-numeric
Polarity
Cathode band
Dimensions
Digi I
Inches
Millimeters
Min
Max
Min
Max
BD
0.340
0.360
8.600
9.100
BL
0.340
0.360
8.600
9.100
LD
0.047
0.053
1.194
1.346
LL
1.000
-
25.400
-
Case 5R
DIMENSIONS IN INCHES
sales@digitroncorp.com
fax +1.908.245-0555
www.digitroncorp.com
Rev. 20120710



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com