| データシートサーチシステム |
|
LM346 データシート(PDF) 21 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM346 データシート(HTML) 21 Page - National Semiconductor (TI) |
|
21 / 24 page ![]() TAPE AND REEL INFORMATION *All dimensions are nominal Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Reel Diameter (mm) Reel Width W1 (mm) A0 (mm) B0 (mm) K0 (mm) P1 (mm) W (mm) Pin1 Quadrant LM346MX/NOPB SOIC D 16 2500 330.0 16.4 6.5 10.3 2.3 8.0 16.0 Q1 PACKAGE MATERIALS INFORMATION www.ti.com 23-Sep-2013 Pack Materials-Page 1 |