| データシートサーチシステム |
|
CS8141YN14 データシート(PDF) 4 Page - Cherry Semiconductor Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CS8141YN14 データシート(HTML) 4 Page - Cherry Semiconductor Corporation |
|
4 / 12 page ![]() 4 Typical Performance Characteristics 0 1 2 3 456 7 8 9 10 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Rload = NO LOAD VIN (V) VENABLE = VIN Rload = 6.67W Rload = 10W VOUT vs. VIN over RLOAD; T = 25ûC 0 1 2 3 456 7 8 9 10 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 VIN (V) TEMP = 25 °C TEMP = 125 °C TEMP = -40 °C VENABLE = VIN VOUT vs. VIN over Temperature; RLOAD = 25½ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 400 600 800 1200 1400 1600 1800 200 1000 -40 °C 125 °C 25 °C IOUT (mA) Dropout Voltage vs. Output Current over Temperature 0 100 200 300 400 500 600 700 800 -35.0 -31.5 -28.0 -24.5 -21.0 -17.5 -14.0 -10.5 -7.0 -3.5 0 3.5 -40 °C 25 °C 125 °C VIN = 14V IOUT (mA) Load Regulation vs. Output Current over Temperature 0 100 200 300 400 500 600 700 800 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 18 -40 °C 25 °C 125 °C VIN = 14V IOUT (mA) 16 Line Regulation vs. Output Current over Temperature 0 100 200 300 400 500 600 700 800 4 5 6 7 8 9 10 -40 °C 125 °C 25 °C IOUT (mA) VIN = 14V Quiescent Current vs. Output Current over Temperature |