| データシートサーチシステム |
|
UCD4021BL-S16-R データシート(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UCD4021BL-S16-R データシート(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies |
|
3 / 10 page ![]() UCD4021B Preliminary CMOS IC UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD 3 of 10 www.unisonic.com.tw QW-R502-889.b LOGIC DIAGRAM P CL D Q PS p n p n CL CL P D PS p n CL CL p n CL CL p n CL CL = Q p n CL CL TRUE TABLE CL SER IN PAR SER CONTROL P1 Pn Q1 (INTERNAL) Qn X X 1 0 0 0 0 X X 1 0 1 0 1 X X 1 1 0 1 0 X X 1 1 1 1 1 0 0 X X 0 Qn-1 1 0 X X 1 Qn-1 X 0 X X Q1 (NC) Qn (NC) NOTE: X = DON’T CARE CASE, NC = NO CHANGE |