| データシートサーチシステム |
|
TS27L4ACPT データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS27L4ACPT データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 15 page ![]() Package information TS27L4 10/15 5.1 DIP14 package information Figure 15. DIP14 package mechanical drawing Table 4. DIP14 package mechanical data Dimensions Ref. Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A5.33 0.21 A1 0.38 0.015 A2 2.92 3.30 4.95 0.11 0.13 0.19 b 0.36 0.46 0.56 0.014 0.018 0.022 b2 1.14 1.52 1.78 0.04 0.06 0.07 c 0.20 0.25 0.36 0.007 0.009 0.01 D 18.67 19.05 19.69 0.73 0.75 0.77 E 7.62 7.87 8.26 0.30 0.31 0.32 E1 6.10 6.35 7.11 0.24 0.25 0.28 e2.54 0.10 e1 15.24 0.60 eA 7.62 0.30 eB 10.92 0.43 L 2.92 3.30 3.81 0.11 0.13 0.15 |