データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FEP30AP データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 FEP30AP
部品情報  Dual Common Cathode Ultrafast Rectifier
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

FEP30AP データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  FEP30AP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix FEP30AP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix FEP30AP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix FEP30AP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Document Number: 88597
For technical questions within your region, please contact one of the following:
www.vishay.com
Revision: 08-Apr-10
DiodesAmericas@vishay.com, DiodesAsia@vishay.com, DiodesEurope@vishay.com
3
FEP30AP thru FEP30JP
Vishay General Semiconductor
Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics Per Diode
Fig. 4 - Typical Reverse Leakage Characteristics Per Diode
Fig. 5 - Typical Junction Capacitance Per Diode
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS in inches (millimeters)
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Instantaneous Forward Voltage (V)
1.8
1.6
1.4
1.2
Pulse Width = 300 μs
1 % Duty Cycle
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
50 V to 200 V
300 V to 400 V
500 V to 600 V
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
0.01
0.1
1
10
100
1000
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 25 °C
50 V to 200 V
300 V to 600 V
0.1
1
10
100
10
100
1000
Reverse Voltage (V)
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
50 V to 400 V
500 V to 600 V
PIN 1
PIN 3
CASE
PIN 2
TO-247AD (TO-3P)
0.245 (6.2)
0.225 (5.7)
0.645 (16.4)
0.625 (15.9)
0.323 (8.2)
0.313 (7.9)
0.142 (3.6)
0.138 (3.5)
0.170
(4.3)
0.086 (2.18)
0.076 (1.93)
0.160 (4.1)
0.140 (3.5)
0.225 (5.7)
0.205 (5.2)
0.127 (3.22)
0.117 (2.97)
0.048 (1.22)
0.044 (1.12)
0.795 (20.2)
0.775 (19.6)
0.840 (21.3)
0.820 (20.8)
1
2
3
0.078 (1.98) REF.
0.203 (5.16)
0.193 (4.90)
10° TYP.
Both Sides
30°
10
1° REF.
Both Sides
0.030 (0.76)
0.020 (0.51)
0.118 (3.0)
0.108 (2.7)



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com