データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LBN11513 データシート(PDF) 1 Page - SIPAT Co,Ltd

部品番号 LBN11513
部品情報  SAW Filter Electrical Characteristic
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIPAT [SIPAT Co,Ltd]
ホームページ  http://www.sipatsaw.com
Logo SIPAT - SIPAT Co,Ltd

LBN11513 データシート(HTML) 1 Page - SIPAT Co,Ltd

  LBN11513 Datasheet HTML 1Page - SIPAT Co,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
LBN11513 SAW Filter Electrical Characteristic
Parameter
Unit
Minimum
Typical
Maximum
Center Frequency
MHz
114.8
115
115.2
Insertion Loss
dB
21.9
24
1dB Bandwidth
MHz
10.4
10.5
3dB Bandwidth
MHz
10.8
11.0
50dB Bandwidth
MHz
13.2
13.5
Passband Variation
dB
0.7
0.9
Ultimate Rejection
dB
50
55
Absolute Delay
usec
-
2.08
2.5
Substrate Material
YZ-LiNbO3
Ambient Temperature
C
25
Package Size
DIP2212(22.1*12.7*5mm
3)
95
100
105
110
115
120
125
130
135
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
Type performance
Frequency(MHz)
LBN11513 SAW Filter Typical Performance


同様の部品番号 - LBN11513

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIPAT Co,Ltd
LBN11513 SIPAT-LBN11513 Datasheet
109Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
More results

同様の説明 - LBN11513

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SIPAT Co,Ltd
LBS14023 SIPAT-LBS14023 Datasheet
44Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBS7032 SIPAT-LBS7032 Datasheet
74Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBS07202 SIPAT-LBS07202 Datasheet
125Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN160-9.45 SIPAT-LBN160-9.45 Datasheet
23Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN02301 SIPAT-LBN02301 Datasheet
110Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN03601 SIPAT-LBN03601 Datasheet
69Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN04404 SIPAT-LBN04404 Datasheet
91Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN6504 SIPAT-LBN6504 Datasheet
91Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN7001 SIPAT-LBN7001 Datasheet
43Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
LBN7052 SIPAT-LBN7052 Datasheet
104Kb / 1P
SAW Filter Electrical Characteristic
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com