| データシートサーチシステム |
|
NFSW157D データシート(PDF) 3 Page - NICHIA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NFSW157D データシート(HTML) 3 Page - NICHIA CORPORATION |
|
3 / 18 page ![]() NICHIA STS-DA1-2956B <Cat.No.140314> 2 RANKS Item Rank Min Max Unit Forward Voltage - 2.7 3.4 V P13d22 46.7 51.0 P13d21 42.8 46.7 P12d22 39.2 42.8 Luminous Flux P12d21 36.0 39.2 lm Color Ranks Rank Bt04 Rank Bt05 x 0.3000 0.3000 0.3050 0.3050 x 0.2950 0.2950 0.3000 0.3000 y 0.2934 0.3034 0.3126 0.3026 y 0.2842 0.2942 0.3034 0.2934 Rank Bt06 Rank Bt07 x 0.2900 0.2900 0.2950 0.2950 x 0.2850 0.2850 0.2900 0.2900 y 0.2750 0.2850 0.2942 0.2842 y 0.2658 0.2758 0.2850 0.2750 Rank Bt08 Rank Bt09 x 0.2800 0.2800 0.2850 0.2850 x 0.2750 0.2750 0.2800 0.2800 y 0.2566 0.2666 0.2758 0.2658 y 0.2474 0.2574 0.2666 0.2566 Rank Bt10 Rank Bt11 x 0.2700 0.2700 0.2750 0.2750 x 0.2650 0.2650 0.2700 0.2700 y 0.2382 0.2482 0.2574 0.2474 y 0.2290 0.2390 0.2482 0.2382 Rank Bt12 Rank Bt24 x 0.2600 0.2600 0.2650 0.2650 x 0.3000 0.3000 0.3050 0.3050 y 0.2198 0.2298 0.2390 0.2290 y 0.2834 0.2934 0.3026 0.2926 Rank Bt25 Rank Bt26 x 0.2950 0.2950 0.3000 0.3000 x 0.2900 0.2900 0.2950 0.2950 y 0.2742 0.2842 0.2934 0.2834 y 0.2650 0.2750 0.2842 0.2742 Rank Bt27 Rank Bt28 x 0.2850 0.2850 0.2900 0.2900 x 0.2800 0.2800 0.2850 0.2850 y 0.2558 0.2658 0.2750 0.2650 y 0.2466 0.2566 0.2658 0.2558 Rank Bt29 Rank Bt30 x 0.2750 0.2750 0.2800 0.2800 x 0.2700 0.2700 0.2750 0.2750 y 0.2374 0.2474 0.2566 0.2466 y 0.2282 0.2382 0.2474 0.2374 Rank Bt31 Rank Bt32 x 0.2650 0.2650 0.2700 0.2700 x 0.2600 0.2600 0.2650 0.2650 y 0.2190 0.2290 0.2382 0.2282 y 0.2098 0.2198 0.2290 0.2190 * Ranking at TS=25°C. * Forward Voltage Tolerance: ±0.05V * Luminous Flux Tolerance: ±5% * Chromaticity Coordinate Tolerance: ±0.003 * LEDs from the above ranks will be shipped. The rank combination ratio per shipment will be decided by Nichia. |