| データシートサーチシステム |
|
STP16CP05PTR データシート(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CP05PTR データシート(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 27 page ![]() Package mechanical data STP16CP05 22/27 Doc ID 12568 Rev 10 Table 16. Tape and reel TSSOP24 Dim. mm. inch Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A - 330 - 12.992 C 12.8 - 13.2 0.504 - 0.519 D 20.2 - 0.795 - N 60 - 2.362 - T - 22.4 - 0.882 Ao 6.8 - 7 0.268 - 0.276 Bo 8.2 - 8.4 0.323 - 0.331 Ko 1.7 - 1.9 0.067 - 0.075 Po 3.9 - 4.1 0.153 - 0.161 P 11.9 - 12.1 0.468 - 0.476 Figure 23. TSSOP24 reel dimensions |