データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ECQE2104F データシート(PDF) 10 Page - Panasonic Semiconductor

部品番号 ECQE2104F
部品情報  Metallized Polyester Film Capacitor
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECQE2104F データシート(HTML) 10 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECQE2104F Datasheet HTML 6Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 7Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 8Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 9Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 10Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 11Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 12Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 13Page - Panasonic Semiconductor ECQE2104F Datasheet HTML 14Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
Frequency Characteristics
Temperature Characteristics
0.01
0.1
1
10
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
0
2
4
6
8
10
1
10
100
1000
10000
-10
-5
0
5
10
1
10
100
1000
10000
1.E+06
1.E+07
1.E+08
1.E+09
1.E+10
1.E+11
1.E+12
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
0
2
4
6
8
10
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
-10
-5
0
5
10
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
ECQE(F) Type 100VDC Series (Metallized Polyester Film)
Erectrical Characteristics <Typical Data>
at 1kHz
Temperature (Degree C)
Temperature (Degree C)
at 1kHz
at DC100V
Temperature (Degree C)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
Frequency (kHz)
10uF
4.7uF
1.0uF
10uF
4.7uF
1.0uF
10uF
4.7uF
1.0uF
10uF
4.7uF
1.0uF
1.0uF
4.7uF
10uF
1.0uF
4.7uF
10uF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com