| データシートサーチシステム |
|
IFMD20105 データシート(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IFMD20105 データシート(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 4 page ![]() Additional Inner Panels Cooling Products Bridge Panel Caster Assembly - Outside Mounting Caster Assembly - Inside Mounting Door Mount Rails IME Door Shelf Door Support Wheel Fold Down Shelf Joining Kit Leveling Feet Lighting Literature Pocket Interlock Hardware 10-32 Tapped Combination Mounting Rail Plinth Outlet Strips Side Mount Inner Panels Side Panels Vented Raised Top CSA, type 12 Conformes aux normes : NEMA, type 12 CEI 60529 IP54 Il faut utiliser des composants appropriés pour assurer la conformité à ces normes. Configuration standard Cadre avec toit plein intégré Anneaux de levage Panneau inférieur amovible Porte avant pleine avec poignée verrouillable au moyen d'une clé Quincaillerie de raccordement de la poignée de porte au coupe-circuit Porte à charnière avec bride de support Panneau arrière amovible Panneau de montage intérieur - panneaux supplémentaires disponibles Construction En tôle d'acier de calibre 14. Les coins du cadre sont munis de profilés de renfort soudés. Les profilés de montage situés sur les côtés de l'armoire sont orientés de l'avant vers l'arrière pour permettre le réglage de la profondeur des panneaux de montage. Des garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure sur toutes les ouvertures. Des anneaux renforcés sont fournis pour faciliter le levage de l'armoire. Les cadres peuvent facilement être reliés au moyen d'une trousse de liaison offerte en option. Les portes peuvent facilement être enlevées et interchangées. Les panneaux latéraux en tôle d'acier de calibre 16 offerts en option sont encastrés et d'affleurement avec les côtés de l'armoire. Les panneaux latéraux doivent être commandés séparément. Des tiges de mise à la masse et de mise à la terre sont fournies pour toutes les portes et tous les panneaux. Finition Surface phosphatée et revêtement en poudre beige RAL 7032. Les panneaux intérieurs comportent un revêtement en poudre blanc. Accessoires |