データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SNESD05C データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SNESD05C
部品情報  Plastic Encapsulate ESD Protection Diodes
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SNESD05C データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SNESD05C Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SNESD05C Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SNESD05C
Plastic Encapsulate ESD Protection Diodes
13-Sep-2013 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ELECTRICAL PARAMETER
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(TA = 25°C unless otherwise noted.)
PARAMETER
SYMBOL
MIN
TYP
MAX
UNIT
Working Peak Reverse Voltage
1
VRWM
-
-
5.0
V
Maximum Reverse Leakage Current @ VRWM =5V
IR
-
-
0.1
µ
A
Breakdown Voltage @ IT =1mA
VBR
5.8
-
8
V
Clamping Voltage @ IPP =5A
2
VC
-
-
12.5
V
Max. Capacitance @ VR =0, f =1MHz
C
-
10
-
pF
Note:
1. Other voltages available upon request.
2. Non-repetitive current pulse 8/20us exponential decay waveform according to IEC61000-4-5.



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com