データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EL2228C データシート(PDF) 6 Page - Elantec Semiconductor

部品番号 EL2228C
部品情報  Dual Low Noise Amplifier
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELANTEC [Elantec Semiconductor]
ホームページ  http://www.elantec.com
Logo ELANTEC - Elantec Semiconductor

EL2228C データシート(HTML) 6 Page - Elantec Semiconductor

Back Button EL2228C Datasheet HTML 2Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 3Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 4Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 5Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 6Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 7Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 8Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 9Page - Elantec Semiconductor EL2228C Datasheet HTML 10Page - Elantec Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
EL2228C - Preliminary
Dual Low Noise Amplifier
Typical Performance Curves
Peaking vs ±Supply Voltage for Non-inverting
Gains
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2.5
4.5
Supply Voltage (±V)
12.5
Peaking vs ±Supply Voltage for Inverting Gains
0.2
0.16
0.12
0.08
0.04
0
Supply Voltage (±V)
8.5
6.5
10.5
VS=±12V
RF=420Ω
RL=500Ω
AV=+1
G=1
G=2
G=10
VS=±12V
RF=420Ω
RL=500Ω
AV=+1
G=-1
2.5
8.5
4.5
10.5
6.5
12.5
G=-2
G=-10
Small Signal Step Response
VS=±12V
Small Signal Step Response
VS=±2.5V
50ns/div
20mV/div
50ns/div
20mV/div
RF=420Ω
AV=1
RL=500Ω
RF=420Ω
AV=1
RL=500Ω
Large Signal Step Response
VS=±2.5V
Large Signal Step Response
VS=±12V
50ns/div
0.5V/div
50ns/div
0.5V/div
RF=420Ω
AV=1
RL=500Ω
RF=420Ω
AV=1
RL=500Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com