| データシートサーチシステム |
|
MHCI04015-1R0M-R8 データシート(PDF) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MHCI04015-1R0M-R8 データシート(HTML) 23 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
23 / 23 page ![]() Molding Power Choke – MHCC/MHCI Series Packaging Specifications Tape Dimensions Tape Material Reel Dimensions Dimensions in mm Tape Dimensions Reel Dimensions Quantity TYPE A0 B0 K0 D E W P P0 P2 A B C D PCS / REEL 04012 4.6 5.0 1.5 1.55 1.75 12 8 4 2 330 100 13 13.4 2000 04015 4.4 4.9 1.8 1.55 1.75 12 8 4 2 330 100 13 13.4 2000 04020 4.3 4.9 2.4 1.55 1.75 12 8 4 2 330 100 13 13.4 2000 05012 5.9 6.2 1.5 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 05015 5.9 6.2 1.9 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 05018 5.9 6.2 2.2 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 05020 5.9 6.2 2.4 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 05030 5.9 6.2 3.4 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 06012 6.9 7.6 1.6 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 06015 6.9 7.6 1.9 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 06018 6.9 7.6 2.2 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 06024 6.9 7.6 2.9 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 06030 6.9 7.6 3.4 1.55 1.75 16 12 4 2 330 100 13 17.4 1000 10030 10.6 11.7 3.25 1.55 1.75 24 16 4 2 330 100 13 24.4 500 10040 10.6 11.7 4.25 1.55 1.75 24 16 4 2 330 100 13 24.4 500 12035 13 14 3.7 1.55 1.75 24 16 4 2 330 100 13 24.4 500 12050 13 14 5.25 1.55 1.75 24 16 4 2 330 100 13 24.4 500 12060 13 14 6.25 1.55 1.75 24 16 4 2 330 100 13 24.4 500 |